| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA8135G bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA8135G bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 41 page ![]() Symbol I/O voltage I/O Description Ball Reset Reserved12 IO ring 1 I/O Reserved12 J7 Hi-Z/PD Reserved11 IO ring 1 I/O Reserved11 K7 Hi-Z/PD Reserved10 IO ring 1 I/O Reserved10 J9 Hi-Z/PD Table 8. ADC Symbol I/O voltage I/O Description Ball Reset ADC6 - I ADC channel 6 K10 - ADC0 - I ADC channel 0 L10 - GND_ADC - GND ADC ground L7 - ADC4 - I ADC channel 4 L8 - ADC2 - I ADC channel 2 L9 - VADC_IN - I ADC voltage M6 - Reserved23 - - Reserved23 R4 - STA8135G Block diagram and pin description DS14788 - Rev 1 page 12/41 |