công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 303 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 303 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 299Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 300Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 301Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 302Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 303Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 304Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 305Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 306Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 307Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 303 / 311 page
background image
DS12903 Rev 2
303/311
STM32L4P5xx
Package information
307
Figure 101. UFBGA169 recommended footprint
Note:
Non-solder mask defined (NSMD) pads are recommended.
Note:
4 to 6 mils solder paste screen printing process.
ddd
-
-
0.100
-
-
0.0039
eee
-
-
0.150
-
-
0.0059
fff
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Table 134. UFBGA169 recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.5 mm
Dpad
0.27 mm
Dsm
0.35 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Solder paste
0.27 mm aperture diameter.
Table 133. UFBGA169 mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
MS18965V2
Dsm
Dpad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com