công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 302 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 302 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 298Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 299Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 300Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 301Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 302Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 303Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 304Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 305Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 306Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 302 / 311 page
background image
Package information
STM32L4P5xx
302/311
DS12903 Rev 2
7.8
UFBGA169 package information
UFBGA169 is a 169-ball, 7 x 7 mm, 0.50 mm pitch, ultra fine pitch ball grid array package.
Figure 100. UFBGA169 outline
1. Drawing is not to scale.
Table 133. UFBGA169 mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
A3
-
0.130
-
-
0.0051
-
A4
0.270
0.320
0.370
0.0106
0.0126
0.0146
b
0.230
0.280
0.330
0.0091
0.0110
0.0130
D
6.950
7.000
7.050
0.2736
0.2756
0.2776
D1
5.950
6.000
6.050
0.2343
0.2362
0.2382
E
6.950
7.000
7.050
0.2736
0.2756
0.2776
E1
5.950
6.000
6.050
0.2343
0.2362
0.2382
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
F
0.450
0.500
0.550
0.0177
0.0197
0.0217
A0YV_ME_V2
Seating plane
A2
A1
A
e
F
F
e
N
A
BOTTOM VIEW
E
D
TOP VIEW
Øb (169 balls)
Y
X
Y
eee
Ø
M
fff
Ø
M
Z
Z
X
A1 ball
identifier
A1 ball
index area
b
D1
E1
A4
A3
13
1
Z
Z
ddd
SIDE VIEW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com