công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 295 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 295 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 291Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 292Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 293Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 294Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 295Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 296Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 297Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 298Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 299Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 295 / 311 page
background image
DS12903 Rev 2
295/311
STM32L4P5xx
Package information
307
Figure 93. UFBGA132 recommended footprint
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
Z
-
0.750
-
-
0.0295
-
ddd
-
0.080
-
-
0.0031
-
eee
-
0.150
-
-
0.0059
-
fff
-
0.050
-
-
0.0020
-
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Table 131. UFBGA132 recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.5 mm
Dpad
0.280 mm
Dsm
0.370 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Stencil opening
0.280 mm
Stencil thickness
Between 0.100 mm and 0.125 mm
Pad trace width
0.100 mm
Ball diameter
0.280 mm
Table 130. UFBGA132 mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
UFBGA132_A0G8_FP_V1
Dpad
Dsm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com