công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 294 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 294 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 290Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 291Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 292Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 293Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 294Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 295Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 296Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 297Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 298Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 294 / 311 page
background image
Package information
STM32L4P5xx
294/311
DS12903 Rev 2
7.6
UFBGA132 package information
UFGBA132 is a 132-ball, 7 x 7 mm ultra thin fine pitch ball grid array package.
Figure 92. UFBGA132 outline
1. Drawing is not to scale.
Table 130. UFBGA132 mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
-
-
0.600
-
-
0.0236
A1
-
-
0.110
-
-
0.0043
A2
-
0.450
-
-
0.0177
-
A3
-
0.130
-
-
0.0051
0.0094
A4
-
0.320
-
-
0.0126
-
b
0.240
0.290
0.340
0.0094
0.0114
0.0134
D
6.850
7.000
7.150
0.2697
0.2756
0.2815
D1
-
5.500
-
-
0.2165
-
E
6.850
7.000
7.150
0.2697
0.2756
0.2815
E1
-
5.500
-
-
0.2165
-
UFBGA132_A0G8_ME_V2
SEATING
PLANE
A4
A1
e
Z
Z
D
A
eee
C A B
fff
Øb (132 balls)
Ø
Ø
M
M
M
E
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
12
1
e
A
A2
C
A
B
A1 ball identifier
b
D1
E1
ddd C
A3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com