công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5372EBZ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5372EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5372EBZ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD5372EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
AD5372/AD5373
Rev. C | Page 8 of 28
SDI
SDO
48
INPUT WORD SPECIFIES
REGISTER TO BE READ
NOP CONDITION
SELECTED REGISTER DATA CLOCKED OUT
t22
t21
LSB FROM PREVIOUS WRITE
SCLK
SYNC
DB0
DB0
DB0
DB0
DB23
DB23
DB23
DB15
Figure 5. SPI Read Timing
DAC CODE
FULL-SCALE
ERROR
+
ZERO-SCALE
ERROR
ZERO-SCALE
ERROR
–4V
0
16383
8V
IDEAL
TRANSFER
FUNCTION
ACTUAL
TRANSFER
FUNCTION
OUTPUT
VOLTAGE
Figure 6. DAC Transfer Function



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com