công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY7C144-35AI bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY7C144-35AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  8K x 8/9 Dual-Port Static RAM with SEM, INT, BUSY
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY7C144-35AI bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY7C144-35AI Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor CY7C144-35AI Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
CY7C144
CY7C145
Document #: 38-06034 Rev. *C
Page 10 of 20
Semaphore Read After Write Timing, Either Side[25]
Semaphore Contention[26, 27, 28]
Notes:
25. CE = HIGH for the duration of the above timing (both write and read cycle).
26. I/O0R = I/O0L = LOW (request semaphore); CER = CEL = HIGH
27. Semaphores are reset (available to both ports) at cycle start.
28. If tSPS is violated, the semaphore will definitely be obtained by one side or the other, but there is no guarantee which side will control the semaphore.
Switching Waveforms (continued)
tSOP
tAA
SEM
R/W
OE
I/O0
VALID ADDRESS
VALID ADDRESS
tHD
DATA IN VALID
DATA OUT VALID
tOHA
A0−A 2
tAW
tHA
tACE
tSOP
tSCE
tSD
tSA
tPWE
tSWRD
tDOE
WRITE CYCLE
READ CYCLE
MATCH
tSPS
A0L−A 2L
MATCH
R/WL
SEML
A0R−A 2R
R/WR
SEMR



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com