công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HXM07P20SA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện HXM07P20SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

HXM07P20SA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  HXM07P20SA Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 5Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Typical Characteristic Curves
0
1
2
3
4
5
0
0
0.5
1.5
2.0
1
2
3
4
5
6
7
28
4
0
3
6
9
12
15
18
0
3
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0
3
6
9
12
15
18
24
1
2
4
102
-2V
20
5
5
10
15
20
25
-2.5V
-4.5V
8
12
16
101
103
0
5
10
15
20
25
1.0
0.0
32
104
0.1
1
10
-VDS Drain-Source Voltage (V)
-VGS Gate-Source Voltage (V)
-ID Drain Current (A)
-VSD Source-Drain Voltage (V)
-VDS Drain-Source Voltage (V)
Qg Gate Charge (nC)
Coss
Crss
Ciss
VDS=-10V
ID=-3A
VGS=-4.5V
VGS=-10V
VGS=-1.5V
-3V
125℃
25℃
TA=-55℃
-50℃
25℃
TJ=150℃
3
5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com