công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HXM07P20SA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện HXM07P20SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

HXM07P20SA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  HXM07P20SA Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. HXM07P20SA Datasheet HTML 5Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Electrical Characteristics
(Ta=25℃ unless otherwise specified)
1. Repetitive Rating: Pulse Width Limited by Maximum Junction Temperature
2. Pulse Test: Pulse width≤300μs, duty cycle≤2%
Note:
Parameter
Symbol
Test Condition
Min.
Typ. Max.
Unit
Static Characteristics
Drain-Source Breakdown Voltage
-V(BR)DSS
VGS=0V,ID=-250μA
20
--
--
V
Zero Gate Voltage Drain Current
-IDSS
VDS=-20V,VGS=0V
--
--
1
μA
Gate-Body Leakage Current
IGSS
VGS=±12V,VDS=0V
--
--
±100
nA
Gate Threshold Voltage Note2
-VGS(th)
VDS=VGS,ID=-250μA
0.4
0.7
1.0
V
Drain-Source On-Resistance Note2
RDS(on)
VGS=-10V,ID=-4.1A
--
17
28
mΩ
VGS=-4.5V,ID=-3A
--
20
35
mΩ
Forward Transconductance Note2
gFS
VDS=-5V,ID=-2A
--
10
--
S
Dynamic Characteristics
Input Capacitance
Ciss
VDS=-10V,VGS=0V,f=1MHz
--
2000
--
pF
Output Capacitance
Coss
--
242
--
pF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
--
231
--
pF
Switching Characteristics
Turn-on Delay Time
td(on)
VDD=-10V, ID=-7A
VGS=-4.5V, RGEN=2.5Ω
--
10
--
nS
Turn-on Rise Time
tr
--
31
--
nS
Turn-off Delay Time
td(off)
--
28
--
nS
Turn-off Fall Time
tf
--
8
--
nS
Total Gate Charge
Qg
VDS=-10V,
VGS=-4.5V,ID=-3A
--
15.3
--
nC
Gate-Source Charge
Qgs
--
2.2
--
nC
Gate-Drain Charge
Qgd
--
4.4
--
nC
Source-Drain Diode Characteristics
Diode Forward Voltage
-VSD
VGS=0V,IS=-7A
--
--
1.2
V
Diode Forward Current
-IS
--
--
7
A
2
5



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com