công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6243 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6243
Giải thích chi tiết về linh kiện  VOICE COIL MOTOR DRIVER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6243 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button L6243 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
SO28 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.65
0.104
a1
0.1
0.3
0.004
0.012
b
0.35
0.49
0.014
0.019
b1
0.23
0.32
0.009
0.013
C
0.5
0.020
c1
45
° (typ.)
D
17.7
18.1
0.697
0.713
E
10
10.65
0.394
0.419
e
1.27
0.050
e3
16.51
0.65
F
7.4
7.6
0.291
0.299
L
0.4
1.27
0.016
0.050
S8
° (max.)
L6243-L6243D
11/12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12