công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6243 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6243
Giải thích chi tiết về linh kiện  VOICE COIL MOTOR DRIVER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6243 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button L6243 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6243 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
PLCC44 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
17.4
17.65
0.685
0.695
B
16.51
16.65
0.650
0.656
C
3.65
3.7
0.144
0.146
D
4.2
4.57
0.165
0.180
d1
2.59
2.74
0.102
0.108
d2
0.68
0.027
E
14.99
16
0.590
0.630
e
1.27
0.050
e3
12.7
0.500
F
0.46
0.018
F1
0.71
0.028
G
0.101
0.004
M
1.16
0.046
M1
1.14
0.045
L6243-L6243D
10/12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12