công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện REF22KGPDINVEASY3BTOBO2
Giải thích chi tiết về linh kiện  User guide for REF-22K-GPD-INV-EASY3B
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG REF22KGPDINVEASY3BTOBO2 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 38 page
background image
User Guide
8 of 38
2021-01-29
The reference board at a glance
User guide for REF-22K-GPD-INV-EASY3B
A reference design for a general purpose drive
1.4.1
Overload profile normal duty
The normal duty (ND) load cycle assumes a uniform base load with low requirements during short acceleration
times at high torque; see Figure 3. Typical applications when designing according to normal duty include:
-
Pumps, fans and compressors
-
Wet or dry blasting technology
-
Mills, mixers, kneaders, crushers, agitators
-
Basic spindles
-
Rotary kilns
-
Extruders
Typical converter load cycle:
110% ILO = 50 A
60
300 time in s
100% of ILO = 45 A
current
in A
Figure 3
Overload profile normal duty



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com