công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY28329PVC bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - SpectraLinear Inc

tên linh kiện CY28329PVC
Giải thích chi tiết về linh kiện  133 MHz Spread Spectrum Clock Synthesizer/Driver with Differential CPU Outputs
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPECTRALINEAR [SpectraLinear Inc]
Trang chủ  http://www.spectralinear.com
Logo SPECTRALINEAR - SpectraLinear Inc

CY28329PVC bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - SpectraLinear Inc

Back Button CY28329PVC Datasheet HTML 8Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 9Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 10Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 11Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 12Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 13Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 14Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 15Page - SpectraLinear Inc CY28329PVC Datasheet HTML 16Page - SpectraLinear Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
CY28329
Rev 1.0, November 24, 2006
Page 14 of 16
Layout Example
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
6
7
13
19
20
24
G = VIA to GND plane layer
V =VIA to respective supply plane layer
Note: Each supply plane or strip should have a ferrite bead and capacitors
1
2
3
4
5
8
9
11
12
14
15
16
17
22
23
21
25
26
27
28
40
39
18
41
10
31
30
29
36
35
34
33
32
37
38
FB
+3.3V Supply
Ceramic Caps C1 = 10–22
F
10 F
FB = Dale ILB1206 - 300 or 2TDKACB2012L-120 or 2 Murata BLM21B601S
0.005 F
G
G
VDDQ3
C1
C5 = 0.1 F C6 = 10 F
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
V
G
G
VDDQ3
C5
C6
10
G
V
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
C2 = 0.005 F
VDDQ3
1.0 - 4.7K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com