công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L3234 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L3234
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGHLY INTEGRATED SLIC KIT TARGETED TO PABX AND KEY SYSTEM APPLICATIONS
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L3234 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - STMicroelectronics

Back Button L3234 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L3234 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 26 page
background image
PLCC28 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
12.32
12.57
0.485
0.495
B
11.43
11.58
0.450
0.456
D
4.2
4.57
0.165
0.180
D1
2.29
3.04
0.090
0.120
D2
0.51
0.020
E
9.91
10.92
0.390
0.430
e
1.27
0.050
e3
7.62
0.300
F
0.46
0.018
F1
0.71
0.028
G
0.101
0.004
M
1.24
0.049
M1
1.143
0.045
L3234 - L3235
25/26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26