công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RF5924PCBA-41X bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - RF Micro Devices

tên linh kiện RF5924PCBA-41X
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.7V, SINGLE-BAND FRONT-END MODULE
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFMD [RF Micro Devices]
Trang chủ  http://www.rfmd.com
Logo RFMD - RF Micro Devices

RF5924PCBA-41X bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - RF Micro Devices

  RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 1Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 2Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 3Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 4Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 5Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 6Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 7Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 8Page - RF Micro Devices RF5924PCBA-41X Datasheet HTML 9Page - RF Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
5 of 14
RF5924
Rev A6 DS061018
7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409-9421 · For sales or technical
support, contact RFMD at (+1) 336-678-5570 or sales-support@rfmd.com.
Isolation Table
Switch Truth Table
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
WLAN RX to BT RX/TX
30
dB
WLAN TX to BT RX/TX
20
dB
WLAN RX to WLAN TX
20
dB
Mode
TRSW-P
TRSW-M
ANSW-P
ANSW-M
PA_EN
Bluetooth
L
HLHL
WLAN TX
L
H
H
L
H
WLAN RX
H
L
X*
L
L
Indeterminate
All other states
L
*Note: The state of the ANSW-P is a don’t care. It can be either High or Low, and will yield the same performance.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com