công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADAQ4216BBCZ bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADAQ4216BBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 2MSPS, μModule Data-Acquisition Solution
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADAQ4216BBCZ bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Analog Devices

Back Button ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 29Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 30Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 31Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 32Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 33Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 65 page
background image
Data Sheet
ADAQ4216
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
analog.com
Rev. B | 29 of 65
Figure 84. FFT, Grounded Inputs, REFIN = 5 V
Figure 85. FFT, Grounded Inputs, REFIN = 4.096 V
Figure 86. Output Overdrive Recovery, IN = 1kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com