công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G00DBVT.B bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G00DBVT.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC1G00 Single 2-Input Positive-NAND Gate
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC1G00DBVT.B bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 44 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.22
0.08
TYP
0.15
2.4
1.8
2X 0.65
1.3
1.1 MAX
0.1
0.0
TYP
5X
0.33
0.15
NOTE 5
0.1
C A B
0.46
0.26
TYP
8
0
TYP
1.3
4X 0 -12
4X 4 -15
A
2.15
1.85
B
1.4
1.1
(0.9)
(0.15)
(0.1)
SOT - 1.1 max height
DCK0005A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214834/G 11/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed
0.25mm per side
0.1
C A B
1
3
4
5
2
INDEX AREA
PIN 1
NOTE 4
NOTE 5
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 5.600



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com