công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G00DBVT.B bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1G00DBVT.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC1G00 Single 2-Input Positive-NAND Gate
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC1G00DBVT.B bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments SN74LVC1G00DBVT.B Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 44 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.5 MAX
0.19
0.15
1
TYP
0.5 TYP
5X
0.25
0.21
0.5
TYP
B
E
A
D
4219492/A 05/2017
DSBGA - 0.5 mm max height
YZP0005
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
BALL A1
CORNER
SEATING PLANE
BALL TYP
0.05 C
B
1
2
0.015
C A B
SYMM
SYMM
C
A
SCALE 8.000
D: Max =
E: Max =
1.418 mm, Min =
0.918 mm, Min =
1.358 mm
0.858 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com