công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BL-PSA-CSS-C10 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

tên linh kiện BL-PSA-CSS-C10
Giải thích chi tiết về linh kiện  High brightness surface mount LED.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Trang chủ  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BL-PSA-CSS-C10 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 4Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 5Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 6Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 7Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 8Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Part Ordering Number
Chip Technology /
Color
λdom
( nm )
Luminous Intensity @ If = 20mA
Iv ( mcd )
AlInGaP /
Orange, 605 nm
120
71.5 … 180.0
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
112.5 … 285.0
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
180.0 … 224.0
224.0 … 285.0
AlInGaP /
Yellow, 587 nm
120
71.5 … 180.0
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
112.5 … 285.0
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
180.0 … 224.0
224.0 … 285.0
AlInGaP /
Green, 572 nm
120
45.0 … 90.0
45.0 … 56.0
56.0 … 71.5
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
NOTE:
1. All part number above comes in a standard quantity of 2500 units per reel.
2. Other luminous intensity groups are also available upon request.
3. Luminous intensity is measured with an accuracy of
±11%.
4. Wavelength binning is carried for all units as per the wavelength-binning table. Only one
wavelength group is allowed for each reel.
5. Vf binning is optional. Vf binning scheme is as per the following table. Please contact marketing
for special part number.
BL-PSO-CSS-C10
-
BIN Q1
-
BIN Q2
-
BIN R1
-
BIN R2
BL-PSO-SSS-C10
-
BIN R1
-
BIN R2
-
BIN S1
-
BIN S2
BL-PSY-CSS-C10
-
BIN Q1
-
BIN Q2
-
BIN R1
-
BIN R2
BL-PSY-SSS-C10
-
BIN R1
-
BIN R2
-
BIN S1
-
BIN S2
BL-PSG-SSS-C10
-
BIN P1
-
BIN P2
-
BIN Q1
-
BIN Q2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com