công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BL-PSA-CSS-C10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

tên linh kiện BL-PSA-CSS-C10
Giải thích chi tiết về linh kiện  High brightness surface mount LED.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Trang chủ  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BL-PSA-CSS-C10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 4Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 5Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 6Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 7Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-PSA-CSS-C10 Datasheet HTML 8Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Part Ordering Number
Chip Technology /
Color
λdom
( nm )
Luminous Intensity @ If = 20mA
Iv ( mcd )
AlInGaP /
Super-red,
632 nm
120
45.0 … 112.5
45.0 … 56.0
56.0 … 71.5
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
AlInGaP /
Red, 625 nm
120
45.0 … 112.5
45.0 … 56.0
56.0 … 71.5
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
71.5 … 180.0
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
71.5 … 180.0
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
TS AlInGaP /
Red, 625 nm
180.0 … 450.0
180.0 … 224.0
224.0 … 285.0
285.0 … 355.0
355.0 … 450.0
AlInGaP /
Amber, 615 nm
120
71.5 … 180.0
71.5 … 90.0
90.0 … 112.5
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
112.5 … 285.0
112.5 … 140.0
140.0 … 180.0
180.0 … 224.0
224.0 … 285.0
BL-PSS-SSS-C10
-
BIN P1
-
BIN P2
-
BIN Q1
-
BIN Q2
BL-PSR-CSS-C20
-
BIN P1
-
BIN P2
-
BIN Q1
-
BIN Q2
(OBSOLETE)
BL-PSR-CSS-C10
-
BIN Q1
-
BIN Q2
-
BIN R1
-
BIN R2
BL-PSR-SSS-C20
-
BIN Q1
-
BIN Q2
-
BIN R1
-
BIN R2
(OBSOLETE)
BL-PSR-TSS-C10
-
BIN S1
-
BIN S2
-
BIN T1
-
BIN T2
BL-PSA-CSS-C10
-
BIN Q1
-
BIN Q2
-
BIN R1
-
BIN R2
BL-PSA-SSS-C10
-
BIN R1
-
BIN R2
-
BIN S1
-
BIN S2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com