công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS30L60CG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS30L60CG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30L60CG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS30L60CG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STPS30L60CG Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
STPS30L60C
Package information
Doc ID 6479 Rev 10
11/13
Table 10.
TO-247 dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
4.85
5.15
0.191
0.203
D
2.20
2.60
0.086
0.102
E
0.40
0.80
0.015
0.031
F
1.00
1.40
0.039
0.055
F1
3.00
0.118
F2
2.00
0.078
F3
2.00
2.40
0.078
0.094
F4
3.00
3.40
0.118
0.133
G
10.90
0.429
H
15.45
15.75 0.608
0.620
L
19.85
20.15 0.781
0.793
L1
3.70
4.30
0.145
0.169
L2
18.50
0.728
L3
14.20
14.80 0.559
0.582
L4
34.60
1.362
L5
5.50
0.216
M
2.00
3.00
0.078
0.118
V
5°
5°
V2
60°
60°
Dia.
3.55
3.65
0.139
0.143
H
L2
L5
L
L4
D
E
M
L1
L3
F2
F3
F4
F1
V2
F(x3)
G
A
V
V
Dia



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13