| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS30L60CG bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS30L60CG bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 13 page ![]() Package information STPS30L60C 8/13 Doc ID 6479 Rev 10 Table 7. TO-220AB narrow leads dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.17 0.18 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 0.95 1.20 0.037 0.047 c 0.48 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.60 0.62 D1 1.27 0.05 E 10.00 10.40 0.39 0.41 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.19 0.20 F 1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.24 0.26 J1 2.40 2.72 0.095 0.107 L 13.00 14.00 0.51 0.55 L1 2.60 2.90 0.102 0.114 L20 15.40 0.61 L30 28.90 1.14 ∅P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 E P Q L30 L20 L1 b1(x3) b (x3) e L e1 1 23 F D D1 H1 A J1 C |