công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OPA564AIDWPR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện OPA564AIDWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5A, 24V, 17MHz POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

OPA564AIDWPR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button OPA564AIDWPR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments OPA564AIDWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 39 page
background image
Enable/Shutdown
V-
Current
Limit
Flag
Thermal
Flag
V
DIG
V+
Enable/Shutdown
Current
Limit
Flag
Thermal
Flag
V
DIG
V+
-IN
+IN
OPA564AIDWP
OPA564AIDWD
Current
Limit
Set
R
SET
T
SENSE
V
OUT
(2)
(19)
(17, 18)
(6)
(5)
(1, 10, 11, 20)
(13, 14)
(7)
(3)
(8)
(4)
(12)
(9)
(15, 16)
V-
-IN
+IN
Current
Limit
Set
R
SET
T
SENSE
V
OUT
(19)
(2)
(3, 4)
(15)
(16)
(1, 10, 11, 20)
(7, 8)
(14)
(18)
(13)
(17)
(9)
(12)
(5, 6)
OPA564
www.ti.com
SBOS372E
– OCTOBER 2008 – REVISED JANUARY 2011
FUNCTIONAL PIN DIAGRAM
© 2008–2011, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Link(s): OPA564



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com