công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2002IPWR.B bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430F2002IPWR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

MSP430F2002IPWR.B bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 91Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 93Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 99Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 102 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
16X
0.38
0.23
2.7 0.1
16X
0.5
0.3
1.0
0.8
(0.2) TYP
0.05
0.00
12X 0.65
4X
1.95
A
4.1
3.9
B
4.1
3.9
VQFN - 1 mm max height
RSA0016B
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4219093/A 08/2021
PIN 1 INDEX AREA
0.08
SEATING PLANE
1
4
9
12
5
8
16
13
X 0.3)
(45
PIN 1 ID
0.1
C A B
0.05
C
EXPOSED
THERMAL PAD
SYMM
17
SYMM
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.
4. Reference JEDEC registration MO-220.
SCALE 3.300



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com