công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2002IPWR.B bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430F2002IPWR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

MSP430F2002IPWR.B bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR.B Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 102 page
background image
CASHORT
1
Comparator_A+
CASHORT = 1
CA1
CA0
VIN
+
−
IOUT = 10µA
Overdrive
VCAOUT
t(response)
V+
V−
400 mV
_
+
CAON
0
1
V+
0
1
CAF
Low Pass Filter
τ ≈ 2.0 µs
To Internal
Modules
Set CAIFG
Flag
CAOUT
V−
VCC
1
0 V
0
MSP430F20x3
MSP430F20x2
MSP430F20x1
www.ti.com
SLAS491I – AUGUST 2005 – REVISED DECEMBER 2012
Figure 16. Block Diagram of Comparator_A+ Module
Figure 17. Overdrive Definition
Figure 18. Comparator_A+ Short Resistance Test Condition
Figure 19. Comparator_A+ Short Resistance Test Condition
Copyright © 2005–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
37



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com