công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2002IPWR bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430F2002IPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

MSP430F2002IPWR bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments MSP430F2002IPWR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 102 page
background image
VOL − Low-Level Output Voltage − V
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VCC = 2.2 V
TA = 25°C
TA = 85°C
VOL − Low-Level Output V oltage − V
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VCC = 3 V
TA = 25°C
TA = 85°C
MSP430F20x3
MSP430F20x2
MSP430F20x1
www.ti.com
SLAS491I – AUGUST 2005 – REVISED DECEMBER 2012
USI, Universal Serial Interface (MSP430F20x2, MSP430F20x3)
over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX
UNIT
External: SCLK,
2.2 V
10
fUSI
USI clock frequency
Duty cycle = 50% ±10%,
MHz
3 V
16
SPI slave mode
USI module in I2C mode,
VOL,I2C Low-level output voltage on SDA and SCL
2.2 V, 3 V
VSS
VSS + 0.4
V
I(OLmax) = 1.5 mA
Typical Characteristics, USI Low-Level Output Voltage on SDA and SCL
(MSP430F20x2, MSP430F20x3)
USI LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE
USI LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE
vs
vs
OUTPUT CURRENT
OUTPUT CURRENT
Figure 14.
Figure 15.
Copyright © 2005–2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com