công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F2002IPW bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - Texas Instruments

tên linh kiện MSP430F2002IPW
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

MSP430F2002IPW bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F2002IPW Datasheet HTML 92Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 93Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 99Page - Texas Instruments MSP430F2002IPW Datasheet HTML 100Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 102 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.07 MIN
ALL AROUND
0.07 MAX
ALL AROUND
16X (0.31)
16X (0.6)
(
0.2) TYP
VIA
12X (0.65)
(3.8)
(3.8)
(1.1)
(
2.7)
(R0.05) TYP
(1.1)
VQFN - 1 mm max height
RSA0016B
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4219093/A 08/2021
SYMM
1
4
5
8
9
12
13
16
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X
17
NOTES: (continued)
5. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
6. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown
on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK DETAILS
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com