công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 212 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 212 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 208Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 209Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 210Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 211Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 212Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 213Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 214Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 215Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 212 / 215 page
background image
Ordering information
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
212/215
DS11421 Rev 4
8
Ordering information
For a list of available options (speed, package, etc.) or for further information on any aspect
of this device, please contact your nearest ST sales office.
Table 105. STM32L443xx ordering information scheme
Example:
STM32
L
443
C
C
T
6
TR
Device family
STM32 = Arm® based 32-bit microcontroller
Product type
L = ultra-low-power
Device subfamily
443: STM32L443xx
Pin count
C = 48 pins
R = 64 pins
V = 100 pins
Flash memory size
C = 256 KB of Flash memory
Package
T = LQFP ECOPACK®2
U = QFN ECOPACK®2
I = UFBGA ECOPACK®2
Y = CSP ECOPACK®2
Temperature range
6 = Industrial temperature range, -40 to 85 °C (105 °C junction)
7 = Industrial temperature range, -40 to 105 °C (125 °C junction)
3 = Industrial temperature range, -40 to 125 °C (130 °C junction)
Packing
TR = tape and reel
xxx = programmed parts



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com