công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 207 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 207 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 206Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 208Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 209Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 210Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 211Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 207 / 215 page
background image
DS11421 Rev 4
207/215
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
Package information
211
Figure 64. UFQFPN48 - 48-lead, 7x7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat
package recommended footprint
1. Dimensions are expressed in millimeters.
Device marking
The following figure gives an example of topside marking orientation versus pin 1 identifier
location.
Table 103. UFQFPN48 - 48-lead, 7x7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.500
0.550
0.600
0.0197
0.0217
0.0236
A1
0.000
0.020
0.050
0.0000
0.0008
0.0020
D
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
E
6.900
7.000
7.100
0.2717
0.2756
0.2795
D2
5.500
5.600
5.700
0.2165
0.2205
0.2244
E2
5.500
5.600
5.700
0.2165
0.2205
0.2244
L
0.300
0.400
0.500
0.0118
0.0157
0.0197
T
-
0.152
-
-
0.0060
-
b
0.200
0.250
0.300
0.0079
0.0098
0.0118
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
ddd
-
-
0.080
-
-
0.0031



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com