công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 178 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 178 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 174Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 175Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 176Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 177Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 178Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 179Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 180Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 181Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 182Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 178 / 215 page
background image
Electrical characteristics
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
178/215
DS11421 Rev 4
Table 86. QUADSPI characteristics in DDR mode(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
FCK
1/t(CK)
Quad SPI clock
frequency
1.71 < VDD < 3.6 V, CLOAD = 20 pF
Voltage Range 1
--
40
MHz
2 < VDD < 3.6 V, CLOAD = 20 pF
Voltage Range 1
--
48
1.71 < VDD < 3.6 V, CLOAD = 15 pF
Voltage Range 1
--
48
1.71 < VDD < 3.6 V CLOAD = 20 pF
Voltage Range 2
--
26
tw(CKH)
Quad SPI clock high
and low time
fAHBCLK = 48 MHz, presc=0
t(CK)/2-2
-
t(CK)/2
ns
tw(CKL)
t(CK)/2
-
t(CK)/2+2
tsr(IN)
Data input setup time
on rising edge
Voltage Range 1
1
--
Voltage Range 2
3.5
tsf(IN)
Data input setup time
on falling edge
Voltage Range 1
1
--
Voltage Range 2
1.5
thr(IN)
Data input hold time
on rising edge
Voltage Range 1
6
--
Voltage Range 2
6.5
thf(IN)
Data input hold time
on falling edge
Voltage Range 1
5.5
--
Voltage Range 2
5.5
tvr(OUT)
Data output valid time
on rising edge
Voltage Range 1
-
55.5
Voltage Range 2
9.5
14
tvf(OUT)
Data output valid time
on falling edge
Voltage Range 1
-
58.5
Voltage Range 2
15
19
thr(OUT)
Data output hold time
on rising edge
Voltage Range 1
3.5
-
-
Voltage Range 2
8
-
thf(OUT)
Data output hold time
on falling edge
Voltage Range 1
3.5
-
-
Voltage Range 2
13
-
1. Guaranteed by characterization results.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com