công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 175 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 175 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 171Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 172Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 173Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 174Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 175Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 176Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 177Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 178Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 179Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 175 / 215 page
background image
DS11421 Rev 4
175/215
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
Electrical characteristics
185
Figure 33. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0
tv(SO)
Data output valid time
Slave mode 2.7 < VDD < 3.6 V
Voltage Range 1
-
12.5
13.5
ns
Slave mode 1.71 < VDD < 3.6 V
Voltage Range 1
-12.5
24
Slave mode 1.71 < VDD < 3.6 V
Voltage Range 2
-12.5
33
tv(MO)
Master mode
-
4.5
6
th(SO)
Data output hold time
Slave mode
7
-
-
ns
th(MO)
Master mode
0
-
-
1. Guaranteed by characterization results.
2. Maximum frequency in Slave transmitter mode is determined by the sum of tv(SO) and tsu(MI) which has to fit into SCK low or
high phase preceding the SCK sampling edge. This value can be achieved when the SPI communicates with a master
having tsu(MI) = 0 while Duty(SCK) = 50 %.
Table 84. SPI characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com