| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPC58NG80C3 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC58NG80C3 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - STMicroelectronics |
|
56 / 139 page ![]() Electrical characteristics SPC584Gx, SPC58EGx, SPC58NGx 56/139 DS11758 Rev 6 TUE10 CC T Total unadjusted error in 10-bit configuration(5) TJ < 150 °C, VDD_HV_ADV >3V, VDD_HV_ADR_S >3V –2 2 LSB (10b) P TJ < 150 °C, VDD_HV_ADV >3V, VDD_HV_ADR_S >3V –3 3 T TJ < 150 °C, VDD_HV_ADV >3V, 3V> VDD_HV_ADR_S >2V –3 3 D High frequency mode, TJ < 150 °C, VDD_HV_ADV >3V, VDD_HV_ADR_S >3V –3 3 ΔTUE10 CC D TUE degradation due to VDD_HV_ADR offset with respect to VDD_HV_ADV VIN < VDD_HV_ADV VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [0:25 mV] –1.0 1.0 LSB (10b) VIN < VDD_HV_ADV VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [25:50 mV] –2.0 2.0 VIN < VDD_HV_ADV VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [50:75 mV] –3.5 3.5 VIN < VDD_HV_ADV VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [75:100 mV] –6.0 6.0 VDD_HV_ADV < VIN < VDD_HV_ADR VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [0:25 mV] –2.5 2.5 VDD_HV_ADV < VIN < VDD_HV_ADR VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [25:50 mV] –4.0 4.0 VDD_HV_ADV < VIN < VDD_HV_ADR VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [50:75 mV] –7.0 7.0 VDD_HV_ADV < VIN < VDD_HV_ADR VDD_HV_ADR − VDD_HV_ADV ∈ [75:100 mV] –12.0 12.0 Table 28. ADC-Comparator electrical specification (continued) Symbol C Parameter Conditions Value Unit Min Max |