| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA680 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA680 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 48 page ![]() DS5877 Rev 13 43/48 STA680 Package information 47 Table 21. LFBGA168 (12x12x1.4 mm) package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - - 1.400 - - 0.0551 A1 0.210 - - 0.0083 - - A2 - 0.200 - - 0.0078 - A4 - - 0.800 - - 0.0315 b 0.350 0.400 0.450 0.0138 0.0157 0.0177 D 11.850 12.000 12.150 0.4665 0.4724 0.4783 D1 - 10.400 - - 0.4094 - E 11.850 12.000 12.150 0.4665 0.4724 0.4783 E1 - 10.400 - - 0.4094 - e - 0.800 - - 0.0315 - Z - 0.800 - - 0.0315 - ddd - - 0.100 - - 0.0039 eee - - 0.150 - - 0.0059 fff - - 0.080 - - 0.0031 |