công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM124AFKB.A bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM124AFKB.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM124AFKB.A bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Texas Instruments

Back Button LM124AFKB.A Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 65 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.07 MIN
ALL AROUND
0.07 MAX
ALL AROUND
16X (0.24)
16X (0.6)
(
0.2) TYP
VIA
12X (0.5)
(2.8)
(2.8)
(0.58)
TYP
(
1.68)
(R0.05)
ALL PAD CORNERS
(0.58) TYP
WQFN - 0.8 mm max height
RTE0016C
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4219117/B 04/2022
SYMM
1
4
5
8
9
12
13
16
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:20X
17
NOTES: (continued)
4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature
number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown
on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK DETAILS
NON SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
EXPOSED
METAL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com