công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM124AFKB.A bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM124AFKB.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM124AFKB.A bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button LM124AFKB.A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM124AFKB.A Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 65 page
background image
6.11 Typical Characteristics: LM324B and LM2902B (continued)
at TA = 25°C, VS = 36V (±18V), VCM = VS / 2, and RLOAD = 10kΩ connected to VS / 2 (unless otherwise noted)
Time (1
s/div)
Input
Output
G = –10
Figure 6-25. Overload Recovery (Negative Rail)
Time (20µs/div)
Input
Output
G = 1, RL = open
Figure 6-26. Small-Signal Step Response, G = 1
Time (20µs/div)
Input
Output
G = –1, RL = open, RFB = 10kΩ
See Section 7
Figure 6-27. Small-Signal Step Response, G = –1
Time (1
s/div)
-15
-10
-5
0
5
10
15
G = 1, RL = open
Figure 6-28. Large-Signal Step Response (Falling)
Time (20µs/div)
Input
Output
G = 1, RL = open
Figure 6-29. Large-Signal Step Response, G = 1
Time (20µs/div)
Input
Output
G = –1, RL = open
Figure 6-30. Large-Signal Step Response, G = –1
LM124, LM124A, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA
LM324, LM324A, LM324B, LM324BA, LM324K, LM324KA
LM2902, LM2902B, LM2902BA, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV
SLOS066AE – AUGUST 1975 – REVISED SEPTEMBER 2025
www.ti.com
18
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM124 LM124A LM224 LM224A LM224K LM224KA LM324 LM324A LM324B LM324BA LM324K LM324KA LM2902
LM2902B LM2902BA LM2902K LM2902KAV LM2902KV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com