công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDCLVD2106RHAT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CDCLVD2106RHAT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 1:6 Low Additive Jitter LVDS Buffer
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CDCLVD2106RHAT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CDCLVD2106RHAT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
0
100
200
300
400
500
600
800
Frequency − MHz
700
T = 25 C
A
o
2.625V
2.5V
2.375V
Oscilloscope
100 W
LVDS
PhaseNoise
Analyzer
50 W
LVDS
CDCLVD2106
SCAS902B – SEPTEMBER 2010 – REVISED JANUARY 2011
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE
vs
FREQUENCY
Figure 4. Differential Output Voltage vs Frequency
TEST CONFIGURATIONS
Figure 5. LVDS Output DC Configuration During Device Test
Figure 6. LVDS Output AC Configuration During Device Test
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): CDCLVD2106



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com