| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9663 bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9663 bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - STMicroelectronics |
|
103 / 106 page ![]() DS11401 Rev 6 103/106 L9663 Package information 105 L 0.50 0.60 0.70 N 28 (pins) Table 29. VFQFPN-28 (5x5x1.0 mm) package mechanical data (continued) Ref Dimensions (mm) Min. Typ. Max. |