| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9663 bảng dữ liệu(PDF) 101 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9663 bảng dữ liệu(HTML) 101 Page - STMicroelectronics |
|
101 / 106 page ![]() DS11401 Rev 6 101/106 L9663 Package information 105 Table 28. TQFP32 (7x7x1.0 mm exp. pad down) package mechanical data Ref Dimensions (mm) Min. Typ. Max. A- - 1.2 A1 0.05 - 0.15 A2 0.95 1 1.05 b 0.3 0.37 0.45 c0.09 - 0.2 D8.8 9 9.2 D1 6.8 7 7.2 D2 2 - - D3 - 5.6 - E8.8 9 9.2 E1 6.8 7 7.2 E2 2 - - E3 - 5.6 - e- 0.8 - L 0.45 0.6 0.75 L1 - 1 - k- 3.5 7 ccc - - 0.1 |