| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9305EP bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9305EP bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - STMicroelectronics |
|
77 / 107 page ![]() 0: Disabled (OFF) 1: Enabled [4] Unused [3] Solenoid Load Configuration: 0: Low Side 1: High Side [2] Current Feedback Control Mode: 0: HW Feedback 1: SW Feedback [1:0] Output Slew Rate: 00: 0.4V/µs 01: 1.0V/µs 10: 4.0V/µs 11: 8.0V/µs L9305 SPI DS12774 - Rev 10 page 77/107 |