| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L5963 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L5963 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 49 page ![]() DocID028553 Rev 3 43/49 L5963 Package information 48 9.3 PowerSSO-36 (slug-up) package information Figure 17. PowerSSO-36 (slug-up) package outline Table 12. PowerSSO-36 slug-up package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 2.15 - 2.45 0.0846 - 0.0965 A2 2.15 - 2.35 0.0846 - 0.0925 a1 0 - 0.10 - 0.0039 b 0.18 - 0.36 0.0071 - 0.0142 c 0.23 - 0.32 0.0091 - 0.0126 D(2) 10.10 - 10.50 0.3976 - 0.4134 E(2) 7.4 - 7.6 0.2913 - 0.2992 e - 0.5 - - 0.0197 - e3 - 8.5 - - 0.3346 - |