công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD321DPYR.B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ESD321DPYR.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESD321 1-Channel 30kV ESD Protection Diode with Low Capacitance (< 1pF) in 0402 and SOD-523 Packages
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ESD321DPYR.B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  ESD321DPYR.B Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ESD321DPYR.B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
4 Pin Configuration and Functions
1
2
Figure 4-1. DPY Package, 2-Pin X1SON (Top View)
Table 4-1. Pin Functions
PIN
TYPE(1)
DESCRIPTION
NAME
DPY
IO
1
I/O
ESD Protected Channel. Connect to the line being protected.
GND
2
GND
Connect to ground.
1
2
ID Area
Figure 4-2. DYA Package, 2-Pin SOD-523 (Top View)
Table 4-2. Pin Functions
PIN
TYPE(1)
DESCRIPTION
NAME
DYA
IO
2
I/O
ESD Protected Channel. Connect to the line being protected.
GND
1
GND
Connect to ground.
(1)
I = input, O = output, GND = ground
www.ti.com
ESD321
SLVSEN8C – JULY 2018 – REVISED JUNE 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: ESD321



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com