công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB85RS16 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - RAMXEED LIMITED

tên linh kiện MB85RS16
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 K (2 K X 8) Bit SPI
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Trang chủ  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED

MB85RS16 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - RAMXEED LIMITED

Back Button MB85RS16 Datasheet HTML 3Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 4Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 5Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 6Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 7Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 8Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 9Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 10Page - RAMXEED LIMITED MB85RS16 Datasheet HTML 11Page - RAMXEED LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
MB85RS16
DS501-00014-9v2-E
7
COMMAND
WREN
The WREN command sets WEL (Write Enable Latch) . WEL shall be set with the WREN command before
writing operation (WRSR command and WRITE command) .
WRDI
The WRDI command resets WEL (Write Enable Latch) . Writing operation (WRITE command and WRSR
command) are not performed when WEL is reset.
SO
SCK
SI
CS
00000110
High-Z
7
6
5
4
3
2
1
0
Invalid
Invalid
SO
SCK
SI
CS
00000100
High-Z
7
6
5
4
3
2
1
0
Invalid
Invalid



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com