| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9679ETR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9679ETR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 127 page ![]() 3 Pins description The L9679E pinout is shown below. The IC is housed in a 48-pin package (7 x 7 x 1.0 mm) with 5x5 mm exposed pad down. Figure 1. Pinout diagram (top view) 1 2 3 5 6 4 7 8 9 10 18 11 12 19 20 21 22 23 48 47 46 45 43 44 42 41 40 39 38 37 30 29 28 26 25 27 35 36 34 33 31 32 13 14 15 16 17 24 SR4 SF4 SG45 SS45 SF5 SR5 SR0 SF0 SG01 SS01 SF1 SR1 SR3 SF3 SS23 SG23 SF2 SR2 SR7 SF7 SS67 SG67 SF6 SR6 GADG0203181236PS L9679E Pins description DS12485 - Rev 8 page 8/127 |