công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8563SDGST bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC8563SDGST
Giải thích chi tiết về linh kiện  DACxx6x Dual 16-, 14-, 12-Bit, Low-Power, Buffered, Voltage-Output DACs With 2.5-V, 4-PPM/°C Internal Reference
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DAC8563SDGST bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8563SDGST Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments DAC8563SDGST Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 63 page
background image
Time (1 ms/div)
AV
(2 V/div)
DD
V
A (50 mV/div)
OUT
V
shorted to
REFIN
AV
DD
V
B (50 mV/div)
OUT
Time (1 ms/div)
AV
(2 V/div)
DD
V
A (1 V/div)
OUT
V
shorted to
REFIN
AV
DD
V
B (1 V/div)
OUT
Time (5 s/div)
Trigger (5 V/div)
LDAC
Large Signal V
(2 V/div)
OUT
Small Signal Settling (1.22 mV/div = 0.024% FSR)
From Code:
To Code:
4000h
C000h
Time (5 s/div)
Trigger (5 V/div)
LDAC
Large Signal V
(2 V/div)
OUT
Small Signal Settling (1.22 mV/div = 0.024% FSR)
From Code: C000h
To Code: 4000h
Time (5 s/div)
Trigger (5 V/div)
LDAC
Large Signal V
(2 V/div)
OUT
Small Signal Settling
(1.22 mV/div = 0.024% FSR)
From Code:
To Code:
0h
FFFFh
Time (5 s/div)
Trigger (5 V/div)
LDAC
Large Signal V
(2 V/div)
OUT
Small Signal Settling (1.22 mV/div = 0.024% FSR)
From Code: FFFF
To Code: 0
h
h
DAC7562, DAC7563, DAC8162
DAC8163, DAC8562, DAC8563
SLAS719E – AUGUST 2010 – REVISED JUNE 2015
www.ti.com
Typical Characteristics: DAC at AVDD = 5.5 V (continued)
At TA = 25°C, 5-V external reference used, gain = 1 and DAC output not loaded, unless otherwise noted.
Figure 31. Full-Scale Settling Time, Rising Edge
Figure 32. Full-Scale Settling Time, Falling Edge
Figure 33. Half-Scale Settling Time, Rising Edge
Figure 34. Half-Scale Settling Time, Falling Edge
Figure 35. Power-On Glitch, Reset to Zero Scale
Figure 36. Power-On Glitch, Reset to Midscale
18
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DAC7562 DAC7563 DAC8162 DAC8163 DAC8562 DAC8563



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com