công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB85RS4MT bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - RAMXEED LIMITED

tên linh kiện MB85RS4MT
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 M (512 K X 8) Bit SPI
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Trang chủ  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED

MB85RS4MT bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - RAMXEED LIMITED

Back Button MB85RS4MT Datasheet HTML 20Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 21Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 22Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 23Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 24Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 25Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 26Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 27Page - RAMXEED LIMITED MB85RS4MT Datasheet HTML 28Page - RAMXEED LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 31 page
background image
MB85RS4MT
24
DS501-00053-3v1-E
1.2 Product label indicators (example)
Label I: Label on Inner box/Moisture Barrier Bag/ (It sticks it on the reel for the emboss taping)
[C-3 Label (50mm  100mm) Supplemental Label (20mm  100mm)]
1.3 Dimensions for Containers
(1) Dimensions for inner box
(2) Dimensions for outer box
L
W
H
540
125
75
(Dimensions in mm)
L
W
H
565
270
180
(Dimensions in mm)
(Part number)
(Part number)
(Control number bar code)
XX/XX
XXXX-XXX
XXX
XXXX-XXX
XXX
(Lot Number and quantity)
(Package count)
(Part number bar code)
(Part number and quantity)
(Control number bar code)
QC PASS
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX/XX/XX (Packed years/month/day) ASSEMBLED IN xxxx
(3N)1 XXXXXXXXXXXXXX XXX
(Quantity)
(3N)2 XXXXXXXXXX
XXX pcs
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
(Part number)
XXXXXXXXXXXXXX
(Comment)
XXXXXXXXXXXXXX
(Control number )
XXXXXXXXXX
(LEAD FREE mark)
C-3 Label
Supplemental Label
Perforated line
L
W
H
L
W
H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com