công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB85RS2MTA bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - RAMXEED LIMITED

tên linh kiện MB85RS2MTA
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 M (256 K X 8) Bit SPI
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Trang chủ  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED

MB85RS2MTA bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - RAMXEED LIMITED

Back Button MB85RS2MTA Datasheet HTML 10Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 11Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 12Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 13Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 14Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 15Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 16Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 17Page - RAMXEED LIMITED MB85RS2MTA Datasheet HTML 18Page - RAMXEED LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 40 page
background image
MB85RS2MTA
14
DS501-00032-6v1-E
2. AC Characteristics
AC Test Condition
Power supply voltage : 1.7 V to 3.6 V
Operation ambient temperature :  40 C to  85 C
Input voltage magnitude : VDD  0.7  VIH  VDD
0  VIL  VDD  0.3
Input rising time : 5 ns
Input falling time : 5 ns
Input judge level : VDD/2
Output judge level : VDD/2
Parameter
Symbol
Value
Unit
VDD  1.7 V to 2.7 V
VDD  2.7 V to 3.6 V
Min
Max
Min
Max
SCK clock frequency
fCK
0
33
0
40
MHz
Clock high time
tCH
13
11
ns
Clock low time
tCL
13
11
ns
Chip select set up time
tCSU
10
10
ns
Chip select hold time
tCSH
10
10
ns
Output disable time
tOD
12
-
12
ns
Output data valid time
tODV
13
-
9
ns
Output hold time
tOH
0
0
ns
Deselect time
tD
40
40
ns
Data in rising time
tR
50
-
50
ns
Data falling time
tF
50
-
50
ns
Data set up time
tSU
5
5
ns
Data hold time
tH
5
5
ns
HOLD set uptime
tHS
10
10
ns
HOLD hold time
tHH
10
10
ns
HOLD output floating time
tHZ
20
20
ns
HOLD output active time
tLZ
20
20
ns
SLEEP recovery time
tREC
400
400
s



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com