công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB85R1002A bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - RAMXEED LIMITED

tên linh kiện MB85R1002A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 M Bit (64 K x 16)
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Trang chủ  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED

MB85R1002A bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - RAMXEED LIMITED

Back Button MB85R1002A Datasheet HTML 14Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 15Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 16Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 17Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 18Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 19Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 20Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 21Page - RAMXEED LIMITED MB85R1002A Datasheet HTML 22Page - RAMXEED LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 23 page
background image
MB85R1002A
18
DS501-00004-6v1E
SHIPPING FORM
1. Tray
1.1 Tray Dimensions
TSOP48
Maximum storage capacity
pcs/tray
pcs/inner box pcs/outer box
128
1280
5120
(Dimensions in mm)
Material : Conductive polyphenyleneether
Heat proof temperature : 125 C MAX
15 × 19.0 = 285
322.6
315
7.62
1.27
15
15
8-NO HOLES
A
A
C3
B
255.3
34.3
25.4
25.4
1
8
10
12.2
13.564
1
1
1
8
15.8
14.9
1
10
11.8
14.2
15.564
1
1
1
10
15
19
SEC.A-A
SEC.B-B
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com