công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR0508 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR0508
Giải thích chi tiết về linh kiện  FireBeetle Covers DC Motor & Stepper Driver SKU:DFR0508
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR0508 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - DFROBOT

Back Button DFR0508 Datasheet HTML 10Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 11Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 12Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 13Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 14Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 15Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 16Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 17Page - DFROBOT DFR0508 Datasheet HTML 18Page - DFROBOT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 18 page
background image
//*angle: Set the Angle
Min:0°(If the Angle is equal to 0°,The motor
will not stop spinning)
//*speed: Set the speed
Min:8
//*dir: Set Orientation
CW or CCW
//void getDir()
//*This function can get the current rotation direction of the motor
DFRobot_Stepper stepperA(SA);
DFRobot_Motor motor4(M4);
void reverse_4()
{
motor4.start(!motor4.getDir());
}
void reverse_SA()
{
stepperA.start(0, 12, !stepperA.getDir());
}
void setup() {
//initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(115200);
//join i2c bus (address optional for master)
Wire.begin();
//Initialize motor drive chip of stepping motor (Group A) and ¾ group of D.
C motor
stepperA.init();
motor4.init();
//Set the initial direction
motor4.start(CW);
stepperA.start(0, 12, CW);
delay(1500);
}



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18