| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DFR0508 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - DFROBOT |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DFR0508 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - DFROBOT |
|
7 / 18 page ![]() //*This function can be used to start the motor //*dir: Set Orientation CW or CCW //void speed(uint16_t val) //*This function is used to set the motor speed //*val: Set the speed 0<=val<=4096 //void stop() //*This function is used to stop the motor turning DFRobot_Motor motor1(M1,A0); void setup() { //initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(115200); //join i2c bus (address optional for master) Wire.begin(); //Initialize D.C motor drive chip (Group1) motor1.init(); } void loop() { //Setting initial velocity(Min:0 Max:4096) motor1.speed(4096); //Motor1 rotate in positive direction motor1.start(CW); delay(2000); //All motors rotate in reverse motor1.start(CCW); delay(2000); //All motors brake and stop rotating motor1.stop(); |