công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DFR0058 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - DFROBOT

tên linh kiện DFR0058
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Rotation Sensor V2 (SKU: DFR0058)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DFROBOT [DFROBOT]
Trang chủ  https://www.dfrobot.com/
Logo DFROBOT - DFROBOT

DFR0058 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - DFROBOT

  DFR0058 Datasheet HTML 1Page - DFROBOT DFR0058 Datasheet HTML 2Page - DFROBOT DFR0058 Datasheet HTML 3Page - DFROBOT DFR0058 Datasheet HTML 4Page - DFROBOT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Specification
Arduino compatible
Operating Voltage: +3.3-5V DC
Signal Type: analog signal
Size: 50x22mm
Tnterface Mode: Gravity interface (PH2.0-3)
Rotation Angle: 3600 degrees
Weight: 20g
Pin Definition
 
 
Color
Description
BLACK
GND
RED
VCC
BLUE
Analog Signal Output
Tutorial
In this tutorial we rotate the Analog Rotation Sensor V2 to output the analog voltage value in the
serial port.
Requirements
Hardware
UNO x1
Analog Rotation Sensor V2 x1
Software
Arduino IDE V1.6.5 Click to Download Arduino IDE from Arduino®



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com